| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32H7B0RB bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H7B0RB bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - STMicroelectronics |
|
61 / 205 page ![]() Table 16. Port I alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS LPTIM1/ TIM1/2/16/17 PDM_SAI1/ TIM3/4/5/12/15 DFSDM1/LPTIM2/3/ LPUART1/ OCTOSPIM_P1/2/ TIM8 CEC/DCMI/ PSSI/ DFSDM1/2/ I2C1/2/3/4/ LPTIM2/ TIM15/ USART1 CEC/SPI1/ I2S1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/SPI4/5/ SPI6/I2S6 DFSDM1/2/I2C4/ OCTOSPIM_P1/ SAI1/SPI3/I2S3/ UART4 SDMMC1/SPI2/ I2S2/SPI3/ I2S3/SPI6/ I2S6/UART7/ USART1/2/3/6 LPUART1/ SAI2/ SDMMC1/ SPDIFRX1/ SPI6/I2S6/ UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC/L CD/ OCTOSPIM_P1/2/ SDMMC2/ SPDIFRX1/ TIM13/14 CRS/FMC/LCD/ OCTOSPIM_P1/ OTG1_FS/ OTG1_HS/SAI2/ SDMMC2/TIM8 DFSDM1/2/I2C4/LCD/ MDIOS/OCTOSPIM_P1/ SDMMC2/SWPMI1/ TIM1/8/UART7/9/ USART10 FMC/LCD/ MDIOS/ SDMMC1/ TIM1/8 COMP/DCMI/ PSSI/LCD/TIM1 LCD/ UART5 SYS PI0 - - TIM5_CH4 - - SPI2_SS/ I2S2_WS - - - - - - FMC_D24 DCMI_D13/ PSSI_D13 LCD_G5 EVENTOUT PI1 - - - TIM8_BKIN2 - SPI2_SCK/ I2S2_CK - - - - - TIM8_BKIN2_COMP12 FMC_D25 DCMI_D8/ PSSI_D8 LCD_G6 EVENTOUT PI2 - - - TIM8_CH4 - SPI2_MISO/ I2S2_SDI - - - - - - FMC_D26 DCMI_D9/ PSSI_D9 LCD_G7 EVENTOUT PI3 - - - TIM8_ETR - SPI2_MOSI/ I2S2_SDO - - - - - - FMC_D27 DCMI_D10/ PSSI_D10 - EVENTOUT PI4 - - - TIM8_BKIN - - - - - - SAI2_MCK_A TIM8_BKIN_COMP12 FMC_NBL2 DCMI_D5/ PSSI_D5 LCD_B4 EVENTOUT PI5 - - - TIM8_CH1 - - - - - - SAI2_SCK_A - FMC_NBL3 DCMI_VSYNC/ PSSI_ RDY LCD_B5 EVENTOUT PI6 - - - TIM8_CH2 - - - - - - SAI2_SD_A - FMC_D28 DCMI_D6/ PSSI_D6 LCD_B6 EVENTOUT PI7 - - - TIM8_CH3 - - - - - - SAI2_FS_A - FMC_D29 DCMI_D7/ PSSI_D7 LCD_B7 EVENTOUT PI8 - - - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PI9 - - - OCTOSPIM_P2_IO0 - - - - UART4_RX FDCAN1_RX - - FMC_D30 - LCD_ VSYNC EVENTOUT PI10 - - - OCTOSPIM_P2_IO1 - - - - - - - - FMC_D31 PSSI_D14 LCD_ HSYNC EVENTOUT PI11 - - - OCTOSPIM_P2_IO2 - - - - - LCD_G6 OTG_HS_ ULPI_DIR - - PSSI_D15 - EVENTOUT |