công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPLAD7.5KP13AE3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện MPLAD7.5KP13AE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  7.5 kW, Unidirectional and Bidirectional TVS Protection Device
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

MPLAD7.5KP13AE3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microsemi Corporation

  MPLAD7.5KP13AE3 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation MPLAD7.5KP13AE3 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation MPLAD7.5KP13AE3 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation MPLAD7.5KP13AE3 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation MPLAD7.5KP13AE3 Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation MPLAD7.5KP13AE3 Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MPLAD7.5KP10A(e3) –
MPLAD7.5KP48CA(e3)
GRAPHS
tp – Pulse Time – sec
FIGURE 1
Peak Pulse Power vs. Pulse Time
(to 50% of exponentially decaying pulse)
Test waveform parameters: tr = 10
µs, tp = 1000 µs
FIGURE 2
Pulse Waveform
RF01084, Rev B (24/6/15)
©2015 Microsemi Corporation
Page 4 of 6



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com