công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT1201R4SFLL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APT1201R4SFLL
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER MOS 7 R FREDFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APT1201R4SFLL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microsemi Corporation

  APT1201R4SFLL Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation APT1201R4SFLL Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation APT1201R4SFLL Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation APT1201R4SFLL Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation APT1201R4SFLL Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
APT1201R4B_SFLL
V
DS, DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
V
DS, DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
FIGURE10,MAXIMUMSAFEOPERATINGAREA
FIGURE11, CAPACITANCEvsDRAIN-TO-SOURCEVOLTAGE
Qg,TOTALGATECHARGE(nC)
V
SD, SOURCE-TO-DRAIN VOLTAGE (VOLTS)
FIGURE12,GATECHARGESvsGATE-TO-SOURCEVOLTAGE
FIGURE13, SOURCE-DRAINDIODEFORWARDVOLTAGE
10,000
5,000
1,000
100
10
200
100
10
1
1
10
100
1200
.01
.1
1
10
50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
36
10
5
1
16
12
8
4
0
Crss
Ciss
Coss
TJ=+150°C
TJ=+25°C
VDS=250V
VDS=100V
VDS=400V
I
D = 9A
TC=+25°C
TJ=+150°C
SINGLE PULSE
OPERATIONHERE
LIMITEDBYRDS(ON)
10mS
1mS
100µS
I
D (A)
I
D (A)
FIGURE 14, DELAY TIMES vs CURRENT
FIGURE 15, RISE AND FALL TIMES vs CURRENT
ID (A)
R
G, GATE RESISTANCE (Ohms)
FIGURE 16, SWITCHING ENERGY vs CURRENT
FIGURE 17, SWITCHING ENERGY VS. GATE RESISTANCE
V
DD = 800V
R
G = 4.3Ω
T
J = 125°C
L = 100µH
td(on)
td(off)
Eon
Eoff
Eon
Eoff
tr
tf
0
4
8
121620
0
4
8
12
16
20
0
4
8
12
16
20
0
10
20
30
40
50
V
DD = 800V
R
G = 4.3Ω
T
J = 125°C
L = 100µH
V
DD = 800V
R
G = 4.3Ω
T
J = 125°C
L = 100µH
E
ON includes
diode reverse recovery
V
DD = 800V
I
D = 9A
T
J = 125°C
L = 100µH
E
ON includes
diode reverse recovery
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1200
1000
800
600
400
200
0
20
16
12
8
4
0
1200
1000
800
600
400
200
0



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com