| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LVC652D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LVC652D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
4 / 14 page ![]() Philips Semiconductors Product specification 74LVC652 Octal transceiver/register with dual enable (3-State) 1998 Jul 29 4 LOGIC SYMBOL SV00768 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 CP AB S AB OE AB A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 OE BA 21 B 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 CP BA S BA 23 22 20 19 18 17 16 15 14 13 LOGIC SYMBOL (IEEE/IEC) SV00769 1 2 1 1 5D G7 G6 4D 6 7 6 7 w1 w1 4 5 6 7 8 9 10 11 20 19 18 17 16 15 14 13 C5 C4 1 23 2 22 3EN2 3EN1 3 21 FUNCTIONAL DIAGRAM SV00770 B 0 20 4 A 0 B 1 19 5 A 1 B 2 18 6 A 2 B 3 17 7 A 3 B 4 16 8 A 4 B 5 15 9 A 5 OE BA OE AB S AB S BA CP AB CP BA B 6 14 10 A 6 B 7 13 11 A 7 23 1 22 2 3 21 |