| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74LVC2952APWDH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74LVC2952APWDH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
3 / 11 page ![]() Philips Semiconductors Product specification 74LVC2952A Octal registered tranceiver with 5-volt tolerant inputs/ouputs (3-State) 1998 Jul 29 3 LOGIC SYMBOL (IEEE/IEC) SV01717 15 16 17 18 19 20 21 22 23 10 11 CP AB CE AB A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 OE AB OE BA 9 B 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 CP BA CE BA 14 13 8 7 6 5 4 3 2 1 LOGIC SYMBOL SV01718 3 4 5D 6D 16 17 18 19 20 21 22 23 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 G1 13 G2 11 2 C6 1 C5 10 14 EN4 EN3 15 9 FUNCTIONAL DIAGRAM SV01719 B 0 8 16 A 0 B 1 7 17 A 1 B 2 6 18 A 2 B 3 5 19 A 3 B 4 4 20 A 4 B 5 3 21 A 5 OE AB OE BA CE AB CE BA CP AB CP BA B 6 2 22 A 6 B 7 1 23 A 7 14 10 13 11 15 9 |