công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC2245APWDH bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC2245APWDH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal transceiver with direction pin; 30 ohm series termination resistors; 5 V input/output tolerant; 3-state
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC2245APWDH bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74LVC2245APWDH Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 17 page
background image
2003 Nov 17
15
Philips Semiconductors
Product specification
Octal transceiver with direction pin, 30
Ω series
termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state
74LVC2245A
terminal 1
index area
0.5
1
A1
Eh
b
UNIT
y
e
0.2
c
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
4.6
4.4
Dh
3.15
2.85
y1
2.6
2.4
1.15
0.85
e1
3.5
0.30
0.18
0.05
0.00
0.05
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT764-1
MO-241
- - -
- - -
0.5
0.3
L
0.1
v
0.05
w
0
2.5
5 mm
scale
SOT764-1
DHVQFN20: plastic dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; no leads;
20 terminals; body 2.5 x 4.5 x 0.85 mm
A(1)
max.
A
A1
c
detail X
y
y1 C
e
L
Eh
Dh
e
e1
b
29
19
12
11
10
1
20
X
D
E
C
B
A
terminal 1
index area
A
C
C
B
v M
w M
E(1)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.075 mm maximum per side are not included.
D(1)
02-10-17
03-01-27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com