công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC2245AD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC2245AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal transceiver with direction pin; 30 ohm series termination resistors; 5 V input/output tolerant; 3-state
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC2245AD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC2245AD Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC2245AD Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC2245AD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC2245AD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC2245AD Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC2245AD Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC2245AD Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC2245AD Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC2245AD Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
2003 Nov 17
10
Philips Semiconductors
Product specification
Octal transceiver with direction pin, 30
Ω series
termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state
74LVC2245A
AC WAVEFORMS
handbook, halfpage
MNA176
An, Bn input
Bn, An output
tPLH
tPHL
GND
VI
VM
VM
VM
VM
VOH
VOL
Fig.5 The inputs An, Bn to outputs Bn, An propagation delays.
VOL and VOH are typical output voltage drop that occur with the output load.
VCC
VM
INPUT
VI
tr =tf
1.2 V
0.5
× VCC VCC
≤ 2.5 ns
2.7 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
3.0 to 3.6 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
handbook, full pagewidth
MNA395
tPLZ
tPHZ
outputs
disabled
outputs
enabled
VY
VX
outputs
enabled
Qn output
LOW-to-OFF
OFF-to-LOW
Qn output
HIGH-to-OFF
OFF-to-HIGH
OE input
VI
VOL
VOH
VCC
VM
GND
GND
tPZL
tPZH
VM
VM
Fig.6 3-state enable and disable times.
VX =VOL +0.3VatVCC ≥ 2.7 V;
VX =VOL +0.1VatVCC < 2.7 V;
VY =VOH − 0.3VatVCC ≥ 2.7 V;
VY =VOH − 0.1VatVCC < 2.7 V.
VOL and VOH are typical output voltage drop that occur with the output load.
VCC
VM
INPUT
VI
tr =tf
1.2 V
0.5
× VCC VCC
≤ 2.5 ns
2.7 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
3.0 to 3.6 V 1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com