công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC5843-T3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC5843-T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON GERMANIUM RF TRANSISTOR
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC5843-T3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SC5843-T3 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SC5843-T3 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC5843-T3 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC5843-T3 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC5843-T3 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC5843-T3 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC5843-T3 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SC5843-T3 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SC5843-T3 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Data Sheet PU10353EJ02V0DS
2
2SC5843
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25
°C)
Parameter
Symbol
Test Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
DC Characteristics
Collector Cut-off Current
ICBO
VCB = 5 V, IE = 0 mA
200
nA
Emitter Cut-off Current
IEBO
VEB = 0.5 V, IC = 0 mA
200
nA
DC Current Gain
hFE
Note 1
VCE = 2 V, IC = 5 mA
200
400
RF Characteristics
Insertion Power Gain
S21e2 VCE = 2 V, IC = 20 mA, f = 2 GHz
16.0
18.0
dB
Noise Figure
NF
VCE = 2 V, IC = 5 mA, f = 2 GHz,
ZS = Zopt
0.9
1.1
dB
Reverse Transfer Capacitance
Cre
Note 2
VCB = 2 V, IE = 0 mA, f = 1 MHz
0.17
0.22
pF
Maximum Stable Power Gain
MSG
Note 3
VCE = 2 V, IC = 20 mA, f = 2 GHz
18.0
20.0
dB
Notes 1. Pulse measurement: PW
≤ 350
µs, Duty Cycle ≤ 2%
2. Collector to base capacitance when the emitter grounded
3. MSG =
hFE CLASSIFICATION
Rank
FB
Marking
zD
hFE Value
200 to 400
S21
S12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com