công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4814 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC4814
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON POWER TRANSISTOR
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC4814 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SC4814 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SC4814 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC4814 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC4814 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC4814 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC4814 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC4814 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SC4814 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Data Sheet D15604EJ2V0DS
2
2SC4814
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25
°°°°C)
Parameter
Symbol
Conditions
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Collector cutoff current
ICBO
VCB = 120 V, IE = 0
50
µA
Emitter cutoff current
IEBO
VEB = 5 V, IC = 0
50
µA
DC current gain
hFE1*VCE = 2 V, IC = 1.0 A
300
700
1,200
−
DC current gain
hFE2*VCE = 2 V, IC = 1.5 A
250
600
−
Collector saturation voltage
VCE(sat)*IC = 1.5 A, IB = 10 mA
0.3
V
Base saturation voltage
VBE(sat)*IC = 1.5 A, IB = 10 mA
1.3
V
Gain bandwidth product
fT
VCE = 10 V, IC = 1.0 A
60
MHz
Collector capacitance
Cob
VCE = 10 V, IE = 0 , f = 1 MHz
40
pF
Turn-on time
ton
0.5
µs
Storage time
tstg
2.0
µs
Fall time
tf
IC = 1.5 A, IB1 =
−IB2 = 10 mA
RL = 8.0
Ω, VCC = 12 V
Refer to the test circuit.
0.5
µs
* Pulse test PW
≤ 350
µs, duty cycle ≤ 2%
PACKAGE DRAWING (UNIT: mm)
TAPING SPECIFICATION
Electrode Connection
1. Base
2. Collector
3. Emitter
EQUIVALENT CIRCUIT
0.7 MAX.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com