công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F1007EDXXXSP bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F1007EDXXXSP
Giải thích chi tiết về linh kiện  True low-power platform (66 μA/MHz, and 0.57 μA for operation with only RTC and LVD) for the general-purpose applications, with 1.6-V to 5.5-V operation, 16- to 512-Kbyte code flash memory, and 41 DMIPS at 32 MHz
PDF  207 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F1007EDXXXSP bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 82Page - Renesas Technology Corp R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 83Page - Renesas Technology Corp R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 84Page - Renesas Technology Corp R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 85Page - Renesas Technology Corp R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 86Page - Renesas Technology Corp R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 87Page - Renesas Technology Corp R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 88Page - Renesas Technology Corp R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 89Page - Renesas Technology Corp R5F1007EDXXXSP Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 207 page
background image
RL78/G13
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA = –40 to +85°C)
R01DS0131EJ0350 Rev.3.50
86 of 200
Jun 30, 2020
Simplified I2C mode mode connection diagram (during communication at same potential)
RL78 microcontroller
SDAr
SCLr
User device
SDA
SCL
VDD
Rb
Simplified I2C mode serial transfer timing (during communication at same potential)
SDAr
tLOW
tHIGH
tHD:DAT
SCLr
tSU:DAT
1/fSCL
Remarks 1. Rb[
Ω]:Communication line (SDAr) pull-up resistance, Cb[F]: Communication line (SDAr, SCLr) load
capacitance
2. r: IIC number (r = 00, 01, 10, 11, 20, 21, 30, 31), g: PIM number (g = 0, 1, 4, 5, 8, 14),
h: POM number (g = 0, 1, 4, 5, 7 to 9, 14)
3. fMCK: Serial array unit operation clock frequency
(Operation clock to be set by the CKSmn bit of serial mode register mn (SMRmn). m: Unit number (m = 0, 1),
n: Channel number (n = 0 to 3), mn = 00 to 03, 10 to 13)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com