công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72334J2T1 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72334J2T1
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCU WITH SINGLE VOLTAGE FLASH MEMORY, ADC, 16-BIT TIMERS, SPI, SCI INTERFACES
PDF  125 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72334J2T1 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72334J2T1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST72334J2T1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST72334J2T1 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST72334J2T1 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ST72334J2T1 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ST72334J2T1 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics ST72334J2T1 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics ST72334J2T1 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics ST72334J2T1 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 125 page
background image
ST72334J/N, ST72314J/N, ST72124J
15/125
Notes:
1) The bits corresponding to unavailable pins are forced to 1 by hardware, this affects the reset status value.
2) External pin not available.
3) Not used in versions without Low Voltage Detector Reset.
0058h
006Fh
Reserved Area (24 Bytes)
0070h
0071h
ADC
ADCDR
ADCCSR
Data Register
Control/Status Register
xxh
00h
Read Only
R/W
0072h
to
007Fh
Reserved Area (14 Bytes)
Address
Block
Register
Label
Register Name
Reset
Status
Remarks



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com