công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7818CP bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7818CP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7818CP bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button L7818CP Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L7818CP Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L7818CP Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L7818CP Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L7818CP Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L7818CP Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L7818CP Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L7818CP Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L7818CP Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 47 page
background image
L7800 series
Electrical characteristics
19/47
Table 16.
Electrical characteristics of L7809C (refer to the test circuits, TJ = -55 to 150°C, VI = 15V,
IO = 500 mA, CI = 0.33 µF, CO = 0.1 µF unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25°C
8.64
9
9.36
V
VO
Output voltage
IO = 5mA to 1A, PO ≤15W
VI = 11.5 to 26V
8.5599.45
V
∆VO(1)
Line regulation
VI = 11.5 to 26V, TJ = 25°C
180
mV
VI = 12 to 18V, TJ = 25°C
90
∆VO(1)
Load regulation
IO = 5 mA to 1.5A, TJ = 25°C
180
mV
IO = 250 to 750mA, TJ = 25°C
90
Id
Quiescent current
TJ = 25°C
8
mA
∆Id
Quiescent current change
IO = 5mA to 1A
0.5
mA
VI = 11.5 to 26V
1
∆VO/∆T Output voltage drift
IO = 5mA
-1
mV/°C
eN
Output noise voltage
B =10Hz to 100KHz, TJ = 25°C
70
µV/VO
SVR
Supply voltage rejection
VI = 12 to 23V, f = 120Hz
55
dB
Vd
Dropout voltage
IO = 1A, TJ = 25°C
2
V
RO
Output resistance
f = 1 KHz
17
m
Ω
Isc
Short circuit current
VI = 35V, TJ = 25°C
0.40
A
Iscp
Short circuit peak current
TJ = 25°C
2.2
A
1.
Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be
taken into account separately. Pulse testing with low duty cycle is used.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com