| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F103C8T6TR bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103C8T6TR bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 116 page ![]() Package information STM32F103x8, STM32F103xB 84/116 DS5319 Rev 18 Figure 45. UFQFPN48 recommended footprint 1. Dimensions are expressed in millimeters. L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 T - 0.152 - - 0.0060 - b 0.200 0.250 0.300 0.0079 0.0098 0.0118 e - 0.500 - - 0.0197 - ddd - - 0.080 - - 0.0031 1. Values in inches are converted from mm and rounded to four decimal digits. Table 52. UFQFPN48 mechanical data (continued) Symbol millimeters inches(1) Min Typ Max Min Typ Max 7.30 7.30 0.20 0.30 0.55 0.50 5.80 6.20 6.20 5.60 5.60 5.80 0.75 A0B9_FP_V2 48 1 12 13 24 25 36 37 |