| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F103C8H6TR bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103C8H6TR bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 116 page ![]() Pinouts and pin description STM32F103x8, STM32F103xB 28/116 DS5319 Rev 18 Table 5. Medium-density STM32F103xx pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap A3 B2 - - - 1 - PE2 I/O FT PE2 TRACECK - B3 A1 - - - 2 - PE3 I/O FT PE3 TRACED0 - C3 B1 - - - 3 - PE4 I/O FT PE4 TRACED1 - D3 C2 - - - 4 - PE5 I/O FT PE5 TRACED2 - E3 D2 - - - 5 - PE6 I/O FT PE6 TRACED3 - B2 E2 1 B2 1 6 - VBAT S- VBAT -- A2 C1 2 A2 2 7 - PC13-TAMPER- RTC(5) I/O - PC13(6) TAMPER-RTC - A1 D1 3 A1 3 8 - PC14-OSC32_IN(5) I/O - PC14(6) OSC32_IN - B1 E1 4 B1 4 9 - PC15- OSC32_OUT(5) I/O - PC15(6) OSC32_OUT - C2 F2 - - - 10 - VSS_5 S- VSS_5 -- D2 G2 - - - 11 - VDD_5 S- VDD_5 - C1 F1 5 C1 5 12 2 OSC_IN I - OSC_IN - PD0(7) D1 G1 6 D1 6 13 3 OSC_OUT O - OSC_OUT PD1(7) E1 H2 7 E1 7 14 4 NRST I/O - NRST - - F1 H1 - E3 8 15 - PC0 I/O - PC0 ADC12_IN10 - F2 J2 - E2 9 16 - PC1 I/O - PC1 ADC12_IN11 - E2 J3 - F2 10 17 - PC2 I/O - PC2 ADC12_IN12 - F3 K2 - -(8) 11 18 - PC3 I/O - PC3 ADC12_IN13 - G1 J1 8 F1 12 19 5 VSSA S- VSSA -- H1 K1 - - - 20 - VREF- S- VREF- -- J1 L1 - G1(8) -21 - VREF+ S- VREF+ -- K1 M1 9 H1 13 22 6 VDDA S- VDDA -- |