công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPX3940AM3-3.3/ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SPX3940AM3-3.3/
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Low Dropout Voltage Regulator Fixed Output, Fast Response
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SPX3940AM3-3.3/ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Sipex Corporation

Back Button SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 3Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 4Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 5Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 6Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 7Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 8Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 9Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-3.3/ Datasheet HTML 11Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
8
Date: 5/25/04
SPX3940 1A Low Dropout Voltage Regulator
© Copyright 2004 Sipex Corporation
PACKAGE: 3 PIN TO-220
H1
B
SEATING
PLANE
A1
A
CHAMFER
OPTIONAL
C
A2
A
A
E
øP
Q
D
D1
E2
E/2
L
L1
C
C
D
D
b
c
WITH PLATING
BASE METAL
b
CONTACT AREA
1
e
e1
.140
-
.190
.020
-
.055
Dimensions in
(mm)
3 PIN TO-220
JEDEC TO-220
(AB) Variation
.080
-
.115
.015
.027
.040
.045
-
.070
.480
-
.507
A
A1
A2
b
b2
D1
D2
.380
-
.420
E
MIN
NOM MAX
c
.014
-
.024
D
.560
-
.650
.330
-
.355
E1
.270
-
.350
E2
-
-
.030
e
.100 BSC
e1
.200 BSC
H1
.230
-
.270
L1
-
-
.250
L2
-
-
-
∆P
.139
-
.161
Q
.100
-
.135
3 PIN TO-220



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com