công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC4053 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC4053
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC4053 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC4053 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC4053 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC4053 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74HC4053 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74HC4053 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74HC4053 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74HC4053 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74HC4053 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74HC4053 Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 33 page
background image
74HC_HCT4053_4
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2006. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 9 May 2006
13 of 33
Philips Semiconductors
74HC4053; 74HCT4053
Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
ILI
input leakage current
VCC = 5.5 V; VEE = 0 V; VI = VCC or GND
-
-
±0.1
µA
IS(OFF)
OFF-state leakage
current
VCC = 10.0 V; VI = VIH or VIL; VEE =0V;
|V
S| = VCC − VEE; see Figure 10
per channel
-
-
±0.1
µA
all channels
-
-
±0.1
µA
IS(ON)
ON-state leakage
current
VCC = 10.0 V; VI = VIH or VIL; VEE =0V;
|V
S| = VCC − VEE; see Figure 11
--
±0.1
µA
ICC
quiescent supply current VI = VCC or GND; Vis = VEE or VCC;
Vos =VCC or VEE
VCC = 5.5 V; VEE = 0 V
-
-
8.0
µA
VCC = 5.0 V; VEE = −5.0 V
-
-
16.0
µA
∆ICC
additional quiescent
supply current
per input pin; VCC = 4.5 V to 5.5 V;
VEE = 0 V; VI = VCC − 2.1 V; other inputs
at VCC or GND
-
50
180
µA
Ci
input capacitance
-
3.5
-
pF
CS
switch capacitance
independent I/O (nYn)
-
5
-
pF
common I/O (nZ)
-
8
-
pF
Tamb = −40 °C to +85 °C
VIH
HIGH-state input voltage VCC = 4.5 V to 5.5 V
2.0
-
-
µA
VIL
LOW-state input voltage
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
0.8
µA
ILI
input leakage current
VCC = 5.5 V; VEE = 0 V; VI = VCC or GND
-
-
±1.0
µA
IS(OFF)
OFF-state leakage
current
VCC = 10.0 V; VI = VIH or VIL; VEE =0V;
|V
S| = VCC − VEE; see Figure 10
per channel
-
-
±1.0
µA
all channels
-
-
±1.0
µA
IS(ON)
ON-state leakage
current
VCC = 10.0 V; VI = VIH or VIL; VEE =0V;
|V
S| = VCC − VEE; see Figure 11
--
±1.0
µA
ICC
quiescent supply current VI = VCC or GND; Vis = VEE or VCC;
Vos =VCC or VEE
VCC = 5.5 V; VEE = 0 V
-
-
80.0
µA
VCC = 5.0 V; VEE = −5.0 V
-
-
160.0
µA
∆ICC
additional quiescent
supply current
per input pin; VCC = 4.5 V to 5.5 V;
VEE = 0 V; VI = VCC − 2.1 V; other inputs
at VCC or GND
-
-
225
µA
Tamb = −40 °C to +125 °C
VIH
HIGH-state input voltage VCC = 4.5 V to 5.5 V
2.0
-
-
µA
VIL
LOW-state input voltage
VCC = 4.5 V to 5.5 V
-
-
0.8
µA
ILI
input leakage current
VCC = 5.5 V; VEE = 0 V; VI = VCC or GND
-
-
±1.0
µA
Table 9:
Static characteristics 74HCT4053 …continued
Voltages are referenced to GND (ground=0V).
Vis is the input voltage at a nYn or nZ terminal, whichever is assigned as an input.
Vos is the output voltage at a nYn or nZ terminal, whichever is assigned as an output.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com