| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST33TPM12LPC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST33TPM12LPC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 13 page ![]() DocID022203 Rev 4 9/13 ST33TPM12LPC Package mechanical data E 4.850 5.000 5.150 0.1909 0.1969 0.2028 E2 3.500 3.600 3.700 0.1378 0.1417 0.1457 e 0.500 0.0197 L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 ddd 0.050 0.0020 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Table 3. VFQFPN32 5x5 mm package mechanical data Symbol millimeters inches (1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. |