công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BLADEKIT bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HellermannTyton.

tên linh kiện BLADEKIT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Application Tooling for Cable Ties
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HELLERMANNTYTON [HellermannTyton.]
Trang chủ  https://www.hellermanntyton.us/
Logo HELLERMANNTYTON - HellermannTyton.

BLADEKIT bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HellermannTyton.

  BLADEKIT Datasheet HTML 1Page - HellermannTyton.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
6.1
308
Application Tooling for Cable Ties
Application Tooling
Further information and products at www.HellermannTyton.co.uk/a308
Manual Tensioning Tool with Plastic Housing
• EVO7 up to 4.8 mm strap width
1: Tension: Tie is tensioned as usual.
2: Lock: When the desired tension is met the locking mechanism locks the tie
in place.
3. Cut: Innovative, effortless and less recoil shock cut-off function.
The new EVO7 protects muscles and joints and increases effectiveness
• Less recoil shock reduces impact to the operator‘s hand
• Application of force is significantly reduced
TLC-Technology: Tension - Lock - Cut
EVO7.
TYPE
Strap Width
max. (G)
Strap Thickness
max.
Weight
Article-No.
EVO7
4.8
1.5
0.275 kg
110-70129
EVO7SP
4.8
1.5
0.275 kg
110-70130
BLADEKIT
-
-
-
110-70106
All dimensions in mm. Subject to technical changes.
• Ergonomic, slip-proof handle for a comfortable and secure grip
• Extremely low maintenance
• Fast and precise application with minimum effort
(TLC mechanism)
• Convenient and simple tension adjustment
• Extended, slim nose for use in narrow spaces
• Housing made of resilient and lightweight glass fibre-reinforced
polyester
• Standard grip span (90 mm) and short grip span (80 mm) available
Features and Benefits
One Step to the Web!


Số phần tương tự - BLADEKIT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HellermannTyton.
BLADEKIT HELLERMANNTYTON-BLADEKIT Datasheet
68Kb / 1P
Application Tooling for Cable Ties
10/2017
More results

Mô tả tương tự - BLADEKIT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SJ4F-71GF-M3.0 ETC2-SJ4F-71GF-M3.0 Datasheet
224Kb / 8P
APPLICATION TOOLING
logo
Molex Electronics Ltd.
69012-0960 MOLEX11-69012-0960 Datasheet
36Kb / 1P
Application Tooling
57823-5000 MOLEX11-57823-5000 Datasheet
23Kb / 1P
Application Tooling
57824-5000 MOLEX11-57824-5000 Datasheet
24Kb / 1P
Application Tooling
0634441004 MOLEX11-0634441004 Datasheet
26Kb / 1P
Application Tooling
0634441216 MOLEX11-0634441216 Datasheet
28Kb / 1P
Application Tooling
0634441425 MOLEX11-0634441425 Datasheet
26Kb / 1P
Application Tooling
0634451410 MOLEX11-0634451410 Datasheet
30Kb / 1P
Application Tooling
0634460705 MOLEX11-0634460705 Datasheet
54Kb / 1P
Application Tooling
0690080229 MOLEX11-0690080229 Datasheet
35Kb / 1P
Application Tooling
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com