| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS3045CPI bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS3045CPI bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 9 page ![]() STPS3045CT/CG/CR/CP/CPI/CW 5/9 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220AB REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.30 4.60 0.169 0.181 C 1.22 1.32 0.048 0.052 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.33 0.70 0.013 0.028 F 0.61 0.93 0.024 0.037 F1 1.14 1.70 0.045 0.067 F2 1.14 1.70 0.045 0.067 G 4.95 5.15 0.195 0.202 G1 2.40 2.70 0.094 0.106 H2 10.00 10.40 0.394 0.409 L2 16.00 Typ. 0.630 Typ. L4 13.00 14.00 0.512 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 14.80 15.75 0.583 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.260 L9 3.40 3.94 0.134 0.155 M 2.60 Typ. 0.102 Typ. Dia. 3.75 3.89 0.148 0.153 PACKAGE MECHANICAL DATA I 2PAK REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 b 0.70 0.93 0.028 0.037 b1 1.14 1.17 0.044 0.046 b2 1.14 1.17 0.044 0.046 c 0.45 0.60 0.018 0.024 c2 1.23 1.36 0.048 0.054 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 E 10.0 10.4 0.394 0.409 L 13.1 13.6 0.516 0.535 L1 3.48 3.78 0.137 0.149 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 |