công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS3045CG-TR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS3045CG-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS3045CG-TR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STPS3045CG-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS3045CG-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS3045CG-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS3045CG-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS3045CG-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS3045CG-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS3045CG-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS3045CG-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS3045CG-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
STPS3045CT/CG/CR/CP/CPI/CW
3/9
Fig. 1: Average forward power dissipation versus
average forward current (per diode).
Fig.
2:
Average
current
versus
ambient
temperature (
δ = 0.5, per diode).
Symbol
Parameter
Tests Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
IR *
Reverse leakage current
Tj = 25°C
VR =VRRM
200
µA
Tj = 125°C
11
40
mA
VF *
Forward voltage drop
Tj = 125
°CIF = 15 A
0.5
0.57
V
Tj = 25
°CIF = 30 A
0.84
Tj = 125°C
IF = 30 A
0.65
0.72
STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Per diode)
Pulse test :
* tp = 380
µs, δ <2%
To evaluate the conduction losses use the following equation :
P = 0.42 x IF(AV) + 0.01 IF
2
(RMS)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com