| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PS20M100SFP bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PS20M100SFP bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 15 page ![]() Table 7. D²PAK package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches (for reference only) Min. Max. Min. Max. A 4.36 4.60 0.172 0.181 A1 0.00 0.25 0.000 0.010 b 0.70 0.93 0.028 0.037 b2 1.14 1.70 0.045 0.067 c 0.38 0.69 0.015 0.027 c2 1.19 1.36 0.047 0.053 D 8.60 9.35 0.339 0.368 D1 6.90 8.00 0.272 0.311 D2 1.10 1.50 0.043 0.060 E 10.00 10.55 0.394 0.415 E1 8.10 8.90 0.319 0.346 E2 6.85 7.25 0.266 0.282 e 2.54 typ. 0.100 e1 4.88 5.28 0.190 0.205 H 15.00 15.85 0.591 0.624 J1 2.49 2.90 0.097 0.112 L 1.90 2.79 0.075 0.110 L1 1.27 1.65 0.049 0.065 L2 1.30 1.78 0.050 0.070 R 0.4 typ. 0.015 V2 0° 8° 0° 8° Figure 14. D²PAK recommended footprint (dimensions in mm) 16.90 12.20 9.75 3.50 5.08 1.60 2.54 STPS20M100S D²PAK package information DS6169 - Rev 5 page 12/15 |