công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30SM100SR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS30SM100SR
Giải thích chi tiết về linh kiện  100 V, 30 A power Schottky rectifier
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30SM100SR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS30SM100SR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS30SM100SR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS30SM100SR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30SM100SR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30SM100SR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30SM100SR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS30SM100SR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS30SM100SR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPS30SM100SR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
2.2
I²PAK package information
•
Epoxy meets UL 94,V0
•
Cooling method: by conduction (C)
Figure 9. I²PAK package outline
STPS30SM100S
I²PAK package information
DS6167 - Rev 7
page 7/14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com