công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RHFL4913S151 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện RHFL4913S151
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5 V rad-hard positive fixed voltage regulator
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

RHFL4913S151 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button RHFL4913S151 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics RHFL4913S151 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics RHFL4913S151 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics RHFL4913S151 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics RHFL4913S151 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics RHFL4913S151 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics RHFL4913S151 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics RHFL4913S151 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics RHFL4913S151 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 32 page
background image
RHFL4913XX15
Package information
DocID028784 Rev 1
29/32
Table 11: TO-257 package mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
4.83
5.08
A1
0.89
1.14
A2
3.05
b
0.64
1.02
b1
0.64
0.76
0.89
D
16.38
16.89
D1
10.41
10.92
D2
-
-
0.97
e
2.54
E
10.41
10.67
L
12.70
19.05
L1
13.39
13.64
P
3.56
3.81



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com