công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC4075D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC4075D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triple 3-input OR gate
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC4075D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  74HC4075D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC4075D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC4075D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC4075D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC4075D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
December 1990
4
Philips Semiconductors
Product specification
Triple 3-input OR gate
74HC/HCT4075
DC CHARACTERISTICS FOR 74HC
For the DC characteristics see
“74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications”.
Output capability: standard
ICC category: SSI
AC CHARACTERISTICS FOR 74HC
GND = 0 V; tr = tf = 6 ns; CL = 50 pF
SYMBOL PARAMETER
Tamb (°C)
UNIT
TEST CONDITIONS
74HC
VCC
(V)
WAVEFORMS
+25
−40 to +85 −40 to +125
min. typ. max. min. max. min.
max.
tPHL/ tPLH propagation delay
nA, nB, nC to nY
28
10
8
100
20
17
125
25
21
150
30
26
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.6
tTHL/ tTLH
output transition time
19
7
6
75
15
13
95
19
16
110
22
19
ns
2.0
4.5
6.0
Fig.6



Html Pages

1 2 3 4 5