công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD29080PT18R bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LD29080PT18R
Giải thích chi tiết về linh kiện  800mA FIXED AND ADJUSTABLE OUTPUT VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LD29080PT18R bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button LD29080PT18R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LD29080PT18R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LD29080PT18R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LD29080PT18R Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LD29080PT18R Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LD29080PT18R Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LD29080PT18R Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LD29080PT18R Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LD29080PT18R Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
LD29080 SERIES
13/21
Figure 13: Short Circuit Current vs Temperature
Figure 14: Adjust Pin Current vs Temperature
Figure 15: Supply Voltage Rejection vs
Temperature
Figure 16: Output Voltage vs Input Voltage
Figure 17: Stability vs COUT
Figure 18: Line Transient
VI=3.5 to 13V, IO=10mA, VO=1.5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com