công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS7C1026A-20JC bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Alliance Semiconductor Corporation

tên linh kiện AS7C1026A-20JC
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V/3.3V 64K X 16 CMOS SRAM
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]
Trang chủ  https://www.alliancememory.com
Logo ALSC - Alliance Semiconductor Corporation

AS7C1026A-20JC bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Alliance Semiconductor Corporation

  AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 1Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 2Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 3Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 4Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 5Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 6Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 7Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 8Page - Alliance Semiconductor Corporation AS7C1026A-20JC Datasheet HTML 9Page - Alliance Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
®
AS7C1026A
AS7C31026A
2/6/01; V.0.9
Alliance Semiconductor
P. 7 of 9
Package dimensions
44-pin TSOP II
Min
(mm)
Max
(mm)
A1.2
A1
0.05
A2
0.95
1.05
b
0.30
0.45
c
0.127 (typical)
D
18.28
18.54
E
10.03
10.29
He
11.56
11.96
e
0.80 (typical)
l0.40
0.60
D
He
12 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
15 16
30 29
17 18 19 20
28 27 26 25
c
l
A1
A2
e
44-pin TSOP II
0–5
°
21
24
22
23
E
A
b
Seating
Plane
44-pin SOJ
44-pin SOJ
400 mil
Min (in) Max (in)
A
0.128
0.148
A1
0.025
A2
0.105
1.115
B
0.026
0.032
b
0.015
0.020
c
0.007
0.013
D
1.120
1.130
E
0.370 NOM
E1
0.395
0.405
E2
0.435
0.445
e
0.050 NOM
e
Pin 1
A1
b
B
A
A2
E2
E1
E2
D
c



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com