công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS40SW-AU bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện BAS40SW-AU
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

BAS40SW-AU bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  BAS40SW-AU Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. BAS40SW-AU Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. BAS40SW-AU Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. BAS40SW-AU Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. BAS40SW-AU Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PBAS40W-AU~BAS40SW-AU
January 14,2019-REV.00
Page 2
Electrical Characteristics (TA = 25
o
C unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
Forward Voltage
VF
IF = 1 mA, TJ = 25
oC
-
-
0.38
V
IF = 10 mA, TJ = 25
oC
-
-
0.50
IF = 40 mA, TJ = 25
oC
-
-
1
IF = 1 mA, TJ = 125
oC
-
0.21
-
IF = 10 mA, TJ = 125
oC
-
0.35
-
IF = 40 mA, TJ = 125
oC
-
0.55
-
Reverse Current
IR
(2)
VR = 30 V, TJ = 25
oC
-
-
0.5
uA
VR = 40 V, TJ = 25
oC
-
-
1
VR = 40 V, TJ = 125
oC
-
22
-
NOTES:
1.
Mounted on a FR4 PCB, single-sided copper, mini pad.
2.
Short duration pulse test used to minimize self-heating effect



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com