công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG413FDJ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện DG413FDJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected, SPST Analog Switches
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

DG413FDJ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Maxim Integrated Products

Back Button DG413FDJ Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected,
SPST Analog Switches
______________________________________________________________________________________
11
Test Circuits/Timing Diagrams
Figure 1. Functional Diagram
NORMALLY OPEN SWITCH CONSTRUCTION
COM_
DG411F
DG412F
DG413F
P1
N1
ON
LOW
FAULT
HIGH
FAULT
V+
NO_
IN_
GND
ESD DIODE
V-
Figure 2. Switch Turn-On/Turn-Off Times
50%
tON
3V
0V
VIN_
0V
90%
tOFF
VIN_
V+
GND
V+
NO_ OR NC_
COM_
10V
RL
CL
V-
V-
V- IS CONNECTED TO GND (0V) FOR SINGLE-SUPPLY OPERATION.
10V
VOUT
VOUT
DG411F
DG412F
DG413F
90%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com