| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM2904W bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM2904W bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 28 page ![]() Table 5. DFN8 2 x 2 wettable flank package mechanical data Ref. Dimensions Millimiters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.70 0.75 0.80 0.028 0.030 0.031 A1 0.10 0.004 b 0.20 0.25 0.30 0.008 0.010 0.012 D 1.95 2.00 2.05 0.077 0.079 0.081 D1 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 E 1.95 2.00 2.05 0.077 0.079 0.081 E1 1.50 1.60 1.70 0.059 0.063 0.067 e 0.50 0.020 F 0.05 0.002 G 0.25 0.30 0.35 0.010 0.012 0.014 aaa 0.10 0.004 Figure 32. DFN8 2 x 2 wettable flank recommended footprint LM2904, LM2904A, LM2904W, LM2904AW DFN8 2 x 2 wettable flank package information DS0508 - Rev 20 page 18/28 |