công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H5N2007FN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H5N2007FN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H5N2007FN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  H5N2007FN Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp H5N2007FN Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp H5N2007FN Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp H5N2007FN Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp H5N2007FN Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp H5N2007FN Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp H5N2007FN Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp H5N2007FN Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
H5N2007FN
Rev.1.00, May.28.2004, page 2 of 7
Electrical Characteristics
(Ta = 25°C)
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test conditions
Drain to Source breakdown voltage
V(BR)DSS
200
—
—
V
ID = 10 mA, VGS = 0
Zero Gate voltage drain current
IDSS
——1
µAVDS = 200 V, VGS = 0
Gate to Source leak current
IGSS
——±0.1
µAVGS = ±30 V, VDS = 0
Gate to Source cutoff voltage
VGS(off)
3.0
—
4.0
V
VDS = 10 V, ID = 1 mA
Forward transfer admittance
|yfs|
13
22
—
S
ID = 12.5 A, VDS = 10 V
Note4
Static Drain to Source on state
resistance
RDS(on)
—
0.036
0.047
Ω
ID = 12.5 A, VGS = 10 V
Note4
Input capacitance
Ciss
—
2200
—
pF
Output capacitance
Coss
—
410
—
pF
Reverse transfer capacitance
Crss
—
54
—
pF
VDS = 25 V
VGS = 0
f = 1 MHz
Turn-on delay time
td(on)
—
35
—
ns
Rise time
tr
—
120
—
ns
Turn-off delay time
td(off)
—
110
—
ns
Fall time
tf
—
85
—
ns
ID = 12.5 A
VGS = 10 V
RL = 8
Ω
Rg = 10
Ω
Total Gate charge
Qg
—
56
—
nC
Gate to Source charge
Qgs
—
13
—
nC
Gate to Drain charge
Qgd
—
26
—
nC
VDD = 160 V
VGS = 10 V
ID = 25 A
Body-Drain diode forward voltage
VDF
—0.9
1.5
V
IF = 25 A, VGS = 0
Note4
Body-Drain diode reverse recovery time
trr
—
140
—
ns
Body-Drain diode reverse recovery
charge
Qrr
—
0.7
—
µC
IF = 25 A, VGS = 0
diF/dt = 100 A/
µs
Notes: 4. Pulse test



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com