công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7805A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7805A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulator ICs
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7805A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  L7805A Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L7805A Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L7805A Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L7805A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L7805A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L7805A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L7805A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L7805A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L7805A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 55 page
background image
TO-220FP
TO-220
D²PAK
DPAK
Features
•
Output current up to 1.5 A
•
Output voltages of 5; 6; 8; 8.5; 9; 12; 15; 18; 24 V
•
Thermal overload protection
•
Short circuit protection
•
Output transition SOA protection
•
2 % output voltage tolerance (A version)
•
Guaranteed in extended temperature range (A version)
Description
The L78 series of three-terminal positive regulators is available in TO-220,
TO-220FP, D²PAK and DPAK packages and several fixed output voltages, making it
useful in a wide range of applications.
These regulators can provide local on-card regulation, eliminating the distribution
problems associated with single point regulation. Each type embeds internal current
limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially
indestructible. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1 A output
current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can
be used with external components to obtain adjustable voltage and currents.
Maturity status link
L78
Positive voltage regulator ICs
L78
Datasheet
DS0422 - Rev 36 - September 2018
For further information contact your local STMicroelectronics sales office.
www.st.com


Số phần tương tự - L7805A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
L7805AB STMICROELECTRONICS-L7805AB Datasheet
108Kb / 17P
PRECISION 1A REGULATORS
Nov-1999
L7805AB STMICROELECTRONICS-L7805AB Datasheet
373Kb / 28P
Precision 1A regulators
19-Jan-2007
L7805AB STMICROELECTRONICS-L7805AB Datasheet
780Kb / 26P
Precision 1 A regulators
15-Jul-2008
L7805AB STMICROELECTRONICS-L7805AB Datasheet
780Kb / 26P
Precision 1 A regulators
15-Jul-2008
L7805AB STMICROELECTRONICS-L7805AB Datasheet
1Mb / 56P
Positive voltage regulators
08-Sep-2010
More results

Mô tả tương tự - L7805A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UR6225 UTC-UR6225_11 Datasheet
467Kb / 15P
POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
STMicroelectronics
L7812ABV-DG STMICROELECTRONICS-L7812ABV-DG Datasheet
2Mb / 57P
Positive voltage regulator ICs
12-Mar-2013
L7824ABD2T STMICROELECTRONICS-L7824ABD2T Datasheet
2Mb / 57P
Positive voltage regulator ICs
12-Mar-2013
L7824CV-DG STMICROELECTRONICS-L7824CV-DG Datasheet
2Mb / 57P
Positive voltage regulator ICs
12-Mar-2013
L7805CT STMICROELECTRONICS-L7805CT Datasheet
1Mb / 57P
Positive voltage regulator ICs
19-Sep-2012
L7805CT STMICROELECTRONICS-L7805CT Datasheet
1Mb / 57P
Positive voltage regulator ICs
19-Sep-2012
CD00000444 STMICROELECTRONICS-CD00000444 Datasheet
1Mb / 58P
Positive voltage regulator ICs
L7815CV-DG STMICROELECTRONICS-L7815CV-DG Datasheet
1Mb / 57P
Positive voltage regulator ICs
19-Sep-2012
L7808ABV-DG STMICROELECTRONICS-L7808ABV-DG Datasheet
1Mb / 58P
Positive voltage regulator ICs
L7808CV-DG STMICROELECTRONICS-L7808CV-DG Datasheet
1Mb / 57P
Positive voltage regulator ICs
19-Sep-2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com