công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L78L06ABUTR bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L78L06ABUTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78L06ABUTR bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button L78L06ABUTR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L78L06ABUTR Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L78L06ABUTR Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L78L06ABUTR Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L78L06ABUTR Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L78L06ABUTR Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L78L06ABUTR Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L78L06ABUTR Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L78L06ABUTR Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 40 page
background image
7
Package information
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of ECOPACK packages,
depending on their level of environmental compliance. ECOPACK specifications, grade definitions and product
status are available at: www.st.com. ECOPACK is an ST trademark.
7.1
TO-92 package information
Figure 17. TO-92 package outline
0102782_E
Table 22. TO-92 mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
4.32
4.95
b
0.36
0.51
D
4.45
4.95
E
3.30
3.94
e
2.41
2.67
e1
1.14
1.40
L
12.70
15.49
R
2.16
2.41
S1
0.92
1.52
W
0.41
0.56
V
5°
L78L
Package information
DS0424 - Rev 28
page 19/40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com