công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L78L08ABZTR bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L78L08ABZTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78L08ABZTR bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - STMicroelectronics

Back Button L78L08ABZTR Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L78L08ABZTR Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L78L08ABZTR Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L78L08ABZTR Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L78L08ABZTR Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L78L08ABZTR Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L78L08ABZTR Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L78L08ABZTR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L78L08ABZTR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 40 page
background image
Table 25. SO-8 mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
1.75
A1
0.10
0.25
A2
1.25
b
0.31
0.51
b1
0.28
0.48
c
0.10
0.25
c1
0.10
0.23
D
4.80
4.90
5.00
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.80
3.90
4.00
e
1.27
h
0.25
0.50
L
0.40
1.27
L1
1.04
L2
0.25
k
0°
8°
ccc
0.10
Figure 21. SO-8 recommended footprint (dimensions are in mm)
0016023_So-807_footprint_Rev10
L78L
SO-8 package information
DS0424 - Rev 28
page 24/40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com