công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7824AB bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7824AB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulator ICs
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7824AB bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - STMicroelectronics

Back Button L7824AB Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics L7824AB Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 55 page
background image
Figure 49. Reel outline
A
D
B
Full radius
Tape slot
in core for
tape start
2.5mm min.width
G measured
at hub
C
N
40mm min.
access hole
at slot location
T
AM06038v1
Table 25. D²PAK tape and reel mechanical data
Tape
Reel
Dim.
mm
Dim.
mm
Min.
Max.
Min.
Max.
A0
10.5
10.7
A
330
B0
15.7
15.9
B
1.5
D
1.5
1.6
C
12.8
13.2
D1
1.59
1.61
D
20.2
E
1.65
1.85
G
24.4
26.4
F
11.4
11.6
N
100
K0
4.8
5.0
T
30.4
P0
3.9
4.1
P1
11.9
12.1
Base quantity
1000
P2
1.9
2.1
Bulk quantity
1000
R
50
T
0.25
0.35
W
23.7
24.3
L78
D²PAK and DPAK packing information
DS0422 - Rev 36
page 48/55



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com