công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L78M09CV-DG bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L78M09CV-DG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision 500 mA regulators
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78M09CV-DG bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button L78M09CV-DG Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L78M09CV-DG Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L78M09CV-DG Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L78M09CV-DG Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L78M09CV-DG Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L78M09CV-DG Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L78M09CV-DG Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L78M09CV-DG Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L78M09CV-DG Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 45 page
background image
Figure 25. High input voltage circuit
VIN = VI - (VZ + VBE)
AMG080320171815MT
Figure 26. Reducing power dissipation with dropping resistor
V
-V -V
R = __
I(mi
___
n)____
XX___DRO
____
P(max)
____
IO(max)+Id(max)
AMG080320171816MT
Figure 27. Power AM modulator (unity voltage gain, IO ≤ 0.5)
AMG080320171817MT
Note:
The circuit performs well up to 100 kHz.
L78M
Design considerations
DS0425 - Rev 24
page 21/45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com