công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS40 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện BAS40
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

BAS40 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pan Jit International Inc.

  BAS40 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. BAS40 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. BAS40 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. BAS40 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. BAS40 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc. BAS40 Datasheet HTML 6Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
PAGE . 4
BAS40 SERIES
MOUNTING PAD LAYOUT
ORDER INFORMATION
• Packing information
T/R - 12K per 13" plastic Reel
T/R - 3K per 7" plastic Reel
0.031 MIN.
(0.80) MIN.
0.037
(0.95)
0.043
(1.10)
0.106
(2.70)
March 16,2021
BAS40_SERIES-REV.03



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com