công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGF10NC60KD bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGF10NC60KD
Giải thích chi tiết về linh kiện  10 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGF10NC60KD bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics

Back Button STGF10NC60KD Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STGF10NC60KD Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 30 page
background image
Package information
STGB10NC60KDT4, STGD10NC60KDT4,
STGF10NC60KD, STGP10NC60KD
18/30
DocID11423 Rev 7
Table 11: DPAK (TO-252) type A mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
2.20
2.40
A1
0.90
1.10
A2
0.03
0.23
b
0.64
0.90
b4
5.20
5.40
c
0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D
6.00
6.20
D1
4.95
5.10
5.25
E
6.40
6.60
E1
4.60
4.70
4.80
e
2.16
2.28
2.40
e1
4.40
4.60
H
9.35
10.10
L
1.00
1.50
(L1)
2.60
2.80
3.00
L2
0.65
0.80
0.95
L4
0.60
1.00
R
0.20
V2
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com