| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2SC2148 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC2148 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 10 page ![]() 2SC2148, 2SC2149 2 2SC2148 2SC2149 TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE 600 400 200 0 50 100 110 140 150 200 TA −Ambient Temperature−°C free-air; Rth(j-a) 600 °C/W with infinite heat sink; Rth(j-c) 120 °C/W mounting on ceramic boad with solder (Al2O3 20 × 50 × 0.635 mm) ; Rth(j-a) 180 °C/W TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE 500 400 300 200 100 0 50 48 100 TA −Ambient Temperature−°C 150 200 free-air; Rth(j-a) 610 °C/W with infinite heat sink; Rth(j-c) 130 °C/W mounting on ceramic boad with solder (Al2O3 20 × 50 × 0.635 mm) ; Rth(j-a) 190 °C/W |