| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DMV1500SDFD6 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DMV1500SDFD6 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() DMV1500SD 6/8 Figure 17: TO-220FPAB FD6 Option Package Mechanical Data Figure 18: TO-220FPAB FD6 PCB layout (typical, in millimeters) H L2 L6 G G1 F D M1 M2 E L7 L4 L5 L3 A B Dia 7.9 2.54 2.2 7.5 1.0 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.4 4.9 0.173 0.192 B 2.5 2.9 0.098 0.114 D 2.45 2.75 0.096 0.108 E 0.4 0.7 0.016 0.028 F 0.6 1 0.024 0.039 G 4.95 5.2 0.195 0.205 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.7 0.394 0.421 L2 12.7 12.8 0.500 0.504 L3 4.8 Typ. 0.189 Typ. L4 3.8 4.2 0.150 0.165 L6 2.8 3.2 0.110 0.126 L7 9 9.9 0.354 0.390 M1 3.75 Typ. 0.148 Typ. M2 7 8 0.276 0.315 R 1 Typ. 0.039 Typ. Dia. 2.9 3.5 0.114 0.138 |