công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM6620WS11 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - EM Microelectronic - MARIN SA

tên linh kiện EM6620WS11
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power Microcontroller with 4x8 LCD Driver
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMMICRO [EM Microelectronic - MARIN SA]
Trang chủ  http://www.emmicroelectronic.com
Logo EMMICRO - EM Microelectronic - MARIN SA

EM6620WS11 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - EM Microelectronic - MARIN SA

Back Button EM6620WS11 Datasheet HTML 30Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6620WS11 Datasheet HTML 31Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6620WS11 Datasheet HTML 32Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6620WS11 Datasheet HTML 33Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6620WS11 Datasheet HTML 34Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6620WS11 Datasheet HTML 35Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6620WS11 Datasheet HTML 36Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6620WS11 Datasheet HTML 37Page - EM Microelectronic - MARIN SA EM6620WS11 Datasheet HTML 38Page - EM Microelectronic - MARIN SA Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 56 page
background image
R
EM6620
Copyright
© 2005, EM Microelectronic-Marin SA
34
www.emmicroelectronic.com
11. RAM
The EM6620 has one 64x4 bit RAM built-in located on addresses hex 0 to 3F. All the RAM nibbles
are direct addressable.
RAM Extension : Unused R/W Registers can often be used as possible RAM extension. Be careful not to use
registers which start, stop, or reset some functions.
Unused LCD register latches can also be used as RAM extension. In case of 3 times multiplex and using all the
8 segment outputs you may have two additional 4 bit registers available. Also for each unused segment output
you may have one additional 4 bit register.
Figure 24. RAM Architecture
RAM1_63
RAM1_62
RAM1_61
RAM1_60
RAM1_0
4 bit R/W
4 bit R/W
4 bit R/W
4 bit R/W
4 bit R/W
.
.
.
.
.
.
RAM1_3
RAM1_2
RAM1_1
4 bit R/W
4 bit R/W
4 bit R/W
64 x 4 direct addressable RAM1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56