công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESDA5V3LY bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ESDA5V3LY
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive dual Transil™ array for ESD protection
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ESDA5V3LY bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button ESDA5V3LY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ESDA5V3LY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ESDA5V3LY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ESDA5V3LY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ESDA5V3LY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ESDA5V3LY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ESDA5V3LY Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ESDA5V3LY Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ESDA5V3LY Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Package information
ESDALY
8/12
DocID022075 Rev 2
Table 3: SOT23-3L mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
0.89
1.40
A1
0
0.10
B
0.30
0.51
C
0.085
0.18
D
2.75
3.04
e
0.85
1.05
e1
1.70
2.10
E
1.20
1.75
H
2.10
3.00
L
0.60
S
0.35
0.65
L1
0.25
0.55
a
0°
8°
Figure 12: SOT23-3L recommended footprint
Dimensions are in mm.
2.89
0.95
0.48
0.97
0.99
SOT-23 footp_I



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com