công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74F804 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74F804
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex 2-input NAND drivers
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74F804 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74F804 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74F804 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74F804 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74F804 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74F804 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74F804 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74F804 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74F804 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74F804/1804
Hex 2-input NAND drivers
September 14, 1990
3
LOGIC SYMBOL
VCC = Pin 5
GND = Pin 15
D0a D0b D1a
D2a D2b D3a D3b
D1b
Q0 Q1 Q2 Q3
811
14 16
67
9
10
12 13 17 18
Q4 Q5
19
2
D4a D4bD5a D5b
20
1
3
4
74F1804
SF00452
IEC/IEEE SYMBOL
&
74F1804
SF00453
7
9
10
12
13
17
18
20
1
3
4
6
8
11
14
16
19
2
LOGIC DIAGRAM
D0a
Dob
VCC = Pin 20
GND = Pin 10
3
6
9
11
14
17
1
2
4
5
7
8
12
13
15
16
18
19
QO
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
8
11
14
16
19
2
6
7
9
10
12
13
17
18
20
1
3
4
QO
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
VCC = Pin 5
GND = Pin 15
74F804
74F1804
D1a
D1b
D2a
D2b
D3a
D3b
D4a
D4b
D5a
D5b
D0a
Dob
D1a
D1b
D2a
D2b
D3a
D3b
D4a
D4b
D5a
D5b
SF00454
FUNCTION TABLE
INPUTS
OUTPUT
Da
Db
Q
H
H
L
L
X
H
X
L
H
NOTES:
H
=
High voltage level
L
=
Low voltage level
X
=
Don’t care
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(Operation beyond the limit set forth in this table may impair the useful life of the device. Unless otherwise noted these limits are over the
operating free air temperature range.)
SYMBOL
PARAMETER
RATING
UNIT
VCC
Supply voltage
–0.5 to +7.0
V
VIN
Input voltage
–0.5 to +7.0
V
IIN
Input current
–30 to +5
mA
VOUT
Voltage applied to output in high output state
–0.5 to VCC
V
IOUT
Current applied to output in low output state
96
mA
Tamb
Operating free–air temperature range
0 to +70
°C
Tstg
Storage temperature range
–65 to +150
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com