| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STR710FZ1T6 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STR710FZ1T6 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics |
|
38 / 74 page ![]() Electrical parameters STR71xF 38/74 Figure 11. STOP IDD vs. V33 Figure 12. STANDBY IDD vs. V33 Figure 13. WFI IDD vs. V33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 V33 (V) TA=-45 to +25°C TA=+90°C 0 5 10 15 20 25 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 V33 (V) TA=-45°C TA=0°C TA=+25°C TA=+90°C 50 60 70 80 90 100 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 V33 (V) TA=-40 to +90°C |