công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - C&K Components

tên linh kiện CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  8mm DIP Coded Rotary Switches
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

CD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - C&K Components

  CD_V02 Datasheet HTML 1Page - C&K Components CD_V02 Datasheet HTML 2Page - C&K Components CD_V02 Datasheet HTML 3Page - C&K Components CD_V02 Datasheet HTML 4Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
H
H–39
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ckswitches.com
SWITCH FUNCTION
CD Series
8mm DIP Coded Rotary Switches
POS.
C
1
2
4
8
01234567
0
PIN 1
INDICATOR
PIN 1
INDICATOR
0
9
1
POS.
C
1
2
4
8
012345678 9
POS.
C
1
2
4
8
0123456789
PIN 1
INDICATOR
F 1
0
POS.
C
1
2
4
8
0123456789 AB CD EF
POS.
C
1
2
4
8
0123456789 AB CD EF
FLUSH ACTUATOR
0
9
1
.025 TYP.
(0,64)
.100
(2,54)
ACTUATOR
CD08R 8 POSITION, BCD
ACTUATOR COLOR: WHITE
CD10R 10 POSITION, BCD
ACTUATOR COLOR: WHITE
CD10C 10 POSITION, BCD COMPLEMENT
ACTUATOR COLOR: BLACK
CD16R 16 POSITION, HEXADECIMAL
ACTUATOR COLOR: WHITE
CD16C 16 POSITION, HEXADECIMAL COMPLEMENT
ACTUATOR COLOR: BLACK
M0 (STD.) FLUSH WITH SCREWDRIVER SLOT
NOTE: Designed for #0 Phillips screwdriver.
Switches ship and to be solder processed in
position “0”
Switches ship and to be solder processed in
position “0”
Switches ship and to be solder processed in
position “0”
Switches ship and to be solder processed in
position “7”
Switches ship and to be solder processed in
position “F”
12 Nov 20



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com