công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74F674 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74F674
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit serial/parallel-in, serial-out shift register 3-State
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74F674 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  74F674 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74F674 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74F674 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74F674 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74F674 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
74F674
16-bit serial/parallel-in, serial-out shift register (3-State)
1989 Feb 05
2
LOGIC SYMBOL
89
10
VCC = Pin 24
GND = Pin 12
1
2
SF01189
CP
CS
D0 D1
D4 D5 D6 D7
D3
D2
11 13
14
7
16 17
18
D8 D9
D12 D13 D14 D15
D11
D10
19
20
21
22
15
23
3
5
M
R/W
SO
6
FUNCTION TABLE
CONTROL INPUTS
SI/O
OPERATING
CS
R/W
M
CP
SI/O
STATUS
OPERATING
MODE
H
X
X
X
High Z
Hold
L
L
X
↓
Data in
Serial load
L
H
L
↓
Data out
Serial output with
recirculation
L
H
H
↓
Active
Parallel load;
no shifting
H = High voltage level
L = Low voltage level
X = Don’t care
↓ = High-to-Low transition of designed input
LOGIC SYMBOL (IEEE/IEC)
SF01190
SRG16
0
1
M
0
3
3, 4D
5
3
1
2
8
9
10
11
13
14
7
16
17
18
19
20
21
22
15
23
3, 4D
3, 4D
3, 4D
&
&
EN
C4(0/1/2)
6
LOGIC DIAGRAM
VCC =
Pin 24
GND =
Pin 12
SF01191
PE
D0–D15
Q15
CP
Q0
D0–D15 (7–11, 13–23)
5
1
2
3
6
SI/O
M
CS
CP
R/W



Html Pages

1 2 3 4 5