| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EM4450 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - EM Microelectronic - MARIN SA |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EM4450 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - EM Microelectronic - MARIN SA |
|
13 / 16 page ![]() EM4450 EM4550 Copyright 2003, EM Microelectronic-Marin SA 13 www.emmicroelectronic.com Package Information Dimensions of PCB and CID version Fig. 22 Fig. 23 F F g C2 C1 MARKING AREA D A B e JK FRONT VIEW TOP VIEW R Y X Z SYMBOL MIN TYP MAX X8.0 Y4.0 Z1.0 Dimensions are in mm Dimensions are in mm CID Package PCB Package C2 C1 SYMBOL MIN TYP MAX A 8.2 8.5 8.8 B 3.8 4.0 4.2 D 5.8 6.0 6.2 e 0.38 0.5 0.62 F 1.25 1.3 1.35 g 0.3 0.4 0.5 J 0.42 0.44 0.46 K 0.115 0.127 0.139 R 0.4 0.5 0.6 |