công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSF0102DCTR bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LSF0102DCTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LSF010x 1/2/8 Channel Auto-Bidirectional Multi-Voltage Level Translator for Open- Drain and Push-Pull Applications
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LSF0102DCTR bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Texas Instruments

Back Button LSF0102DCTR Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 57 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
4X
0.25
0.17
4X
0.30
0.22
0.40 MAX
0.05
0.00
2X 0.6
0.25
TYP
+0.05
-0.03
0.4
B
1.05
0.95
A
0.85
0.75
(0.1) TYP
(0.1)
(0.08)
(0.027) TYP
X2SON - 0.4 mm max height
DTQ0006A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
4224056/A 11/2017
PIN 1 INDEX AREA
SEATING PLANE
0.05 C
1
3
4
0.1
C A B
0.05
C
5
NOTE 5
(OPTIONAL)
PIN 1 ID
2
6
PKG
PKG
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pads must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.
4. The size and shape of this feature may vary.
5. Features may not exist. Recommend use of pin 1 marking on top of package for orientation purposes.
SCALE 12.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com