| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
THN6201 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Tachyonics CO,. LTD |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
THN6201 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Tachyonics CO,. LTD |
|
13 / 13 page ![]() THN6201 series at VCE = 8 V, IC = 25 mA at VCE = 8 V, IC = 30 mA at VCE = 8 V, IC = 35 mA at VCE = 8 V, IC = 40 mA freq 400.0MHz 600.0MHz 800.0MHz 1.000GHz 1.200GHz 1.400GHz 1.600GHz 1.800GHz 2.000GHz 2.200GHz 2.400GHz 2.600GHz 2.800GHz 3.000GHz S(1,1) 0.456 / -149.263 0.462 / -163.449 0.461 / -172.072 0.469 / -179.275 0.474 / 179.103 0.478 / 175.346 0.488 / 171.212 0.496 / 167.609 0.495 / 164.342 0.500 / 161.081 0.515 / 157.173 0.528 / 153.502 0.538 / 150.148 0.545 / 144.892 S(2,1) 14.673 / 97.959 10.032 / 88.935 7.620 / 81.988 6.182 / 75.858 5.194 / 71.611 4.463 / 67.310 3.944 / 62.811 3.531 / 58.589 3.198 / 54.342 2.914 / 50.155 2.682 / 46.374 2.480 / 42.457 2.319 / 38.416 2.172 / 34.888 S(1,2) 0.040 / 57.067 0.052 / 61.178 0.064 / 63.950 0.077 / 65.797 0.091 / 66.929 0.106 / 67.315 0.120 / 67.180 0.135 / 66.702 0.150 / 66.029 0.166 / 64.936 0.181 / 63.755 0.197 / 62.353 0.212 / 60.850 0.228 / 59.210 S(2,2) 0.327 / -90.230 0.265 / -101.978 0.242 / -109.854 0.234 / -115.723 0.218 / -121.321 0.223 / -125.408 0.231 / -129.652 0.241 / -133.401 0.255 / -137.180 0.269 / -140.873 0.287 / -143.963 0.305 / -147.253 0.328 / -150.450 0.352 / -153.149 freq 400.0MHz 600.0MHz 800.0MHz 1.000GHz 1.200GHz 1.400GHz 1.600GHz 1.800GHz 2.000GHz 2.200GHz 2.400GHz 2.600GHz 2.800GHz 3.000GHz S(1,1) 0.459 / -152.497 0.466 / -166.774 0.465 / -175.307 0.476 / 179.463 0.479 / 176.580 0.486 / 174.248 0.489 / 169.763 0.501 / 166.568 0.503 / 163.538 0.504 / 160.013 0.517 / 156.185 0.533 / 152.200 0.540 / 148.474 0.551 / 143.931 S(2,1) 14.735 / 96.609 10.025 / 87.965 7.615 / 81.235 6.172 / 75.172 5.188 / 71.065 4.450 / 66.810 3.940 / 62.280 3.522 / 58.078 3.190 / 53.799 2.910 / 49.657 2.676 / 45.908 2.471 / 41.995 2.313 / 37.934 2.166 / 34.452 S(1,2) 0.038 / 59.697 0.051 / 63.420 0.064 / 66.147 0.077 / 67.740 0.091 / 68.612 0.106 / 68.673 0.121 / 68.362 0.136 / 67.726 0.151 / 66.868 0.167 / 65.698 0.182 / 64.392 0.199 / 62.944 0.214 / 61.319 0.230 / 59.707 S(2,2) 0.305 / -91.375 0.249 / -102.514 0.230 / -110.057 0.224 / -115.494 0.210 / -120.993 0.216 / -124.974 0.225 / -129.116 0.236 / -132.788 0.250 / -136.582 0.266 / -140.275 0.284 / -143.362 0.303 / -146.706 0.326 / -149.951 0.351 / -152.679 freq 400.0MHz 600.0MHz 800.0MHz 1.000GHz 1.200GHz 1.400GHz 1.600GHz 1.800GHz 2.000GHz 2.200GHz 2.400GHz 2.600GHz 2.800GHz 3.000GHz S(1,1) 0.466 / -157.256 0.474 / -168.965 0.471 / -177.446 0.487 / 177.114 0.486 / 175.523 0.491 / 172.723 0.504 / 168.632 0.511 / 165.265 0.511 / 161.833 0.517 / 158.855 0.533 / 155.215 0.544 / 151.827 0.552 / 148.246 0.558 / 143.347 S(2,1) 14.585 / 95.570 9.904 / 87.069 7.511 / 80.485 6.083 / 74.452 5.112 / 70.404 4.387 / 66.130 3.875 / 61.564 3.477 / 57.381 3.142 / 53.097 2.867 / 48.962 2.635 / 45.171 2.433 / 41.201 2.277 / 37.009 2.124 / 33.533 S(1,2) 0.037 / 60.574 0.050 / 65.239 0.063 / 67.833 0.077 / 69.127 0.091 / 69.923 0.106 / 70.010 0.120 / 69.496 0.136 / 68.785 0.151 / 67.813 0.167 / 66.625 0.183 / 65.253 0.199 / 63.750 0.216 / 62.057 0.231 / 60.337 S(2,2) 0.286 / -90.617 0.236 / -100.903 0.220 / -107.947 0.216 / -113.233 0.205 / -118.431 0.212 / -122.348 0.223 / -126.580 0.235 / -130.358 0.250 / -134.276 0.266 / -138.125 0.285 / -141.421 0.305 / -144.938 0.329 / -148.336 0.354 / -151.232 freq 400.0MHz 600.0MHz 800.0MHz 1.000GHz 1.200GHz 1.400GHz 1.600GHz 1.800GHz 2.000GHz 2.200GHz 2.400GHz 2.600GHz 2.800GHz 3.000GHz S(1,1) 0.481 / -160.951 0.488 / -172.534 0.493 / -178.933 0.507 / 175.090 0.511 / 174.555 0.517 / 171.449 0.523 / 167.942 0.533 / 164.261 0.533 / 160.914 0.535 / 157.580 0.556 / 154.221 0.567 / 149.668 0.572 / 147.078 0.584 / 142.445 S(2,1) 14.018 / 94.291 9.484 / 86.026 7.185 / 79.402 5.813 / 73.336 4.890 / 69.215 4.195 / 64.860 3.704 / 60.268 3.316 / 56.028 2.999 / 51.656 2.733 / 47.494 2.507 / 43.577 2.317 / 39.550 2.172 / 35.465 2.018 / 31.871 S(1,2) 0.035 / 62.228 0.048 / 66.975 0.061 / 69.392 0.075 / 70.403 0.089 / 71.513 0.104 / 71.660 0.119 / 71.183 0.135 / 70.356 0.151 / 69.434 0.168 / 68.109 0.184 / 66.752 0.201 / 65.097 0.217 / 63.313 0.234 / 61.599 S(2,2) 0.268 / -85.821 0.224 / -94.552 0.213 / -100.913 0.213 / -105.996 0.205 / -110.893 0.215 / -115.257 0.229 / -119.995 0.243 / -124.337 0.260 / -128.777 0.278 / -133.183 0.299 / -136.981 0.320 / -141.042 0.345 / -144.963 0.372 / -148.292 www.tachyonics.co.kr - 13/13 - Aug.-2005 Rev 2.0 |