công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RK bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - C&K Components

tên linh kiện RK
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microminiature SMT Top Actuated Tact Switch
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

RK bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - C&K Components

  RK Datasheet HTML 1Page - C&K Components RK Datasheet HTML 2Page - C&K Components RK Datasheet HTML 3Page - C&K Components RK Datasheet HTML 4Page - C&K Components RK Datasheet HTML 5Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
B–177
Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change
www.ckswitches.com
B
K B
2
S M
Actuation Force
M 180 gf
K 250 gf
G 400 gf
Height
250 2.5 mm Height
L F S
LFS Lead Free Compatible
RK Series
Microminiature SMT Top Actuated Tact Switch
2
5
T R
J
Termination
J J Bend SMT
R
0
8 Apr 22
NEW
S
R K
1
S M
Actuation Force
G 450 gf
Height
140 1.4 mm Height
L F S
LFS Lead Free Compatible
C
4
T R
G
Termination
G Gullwing
0
G
Grounding Option
G
Ground Pin
NONE
Without Ground Pin



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com