công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ5246B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Weitron Technology

tên linh kiện MMSZ5246B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Zener Diodes
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

MMSZ5246B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  MMSZ5246B Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology MMSZ5246B Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology MMSZ5246B Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology MMSZ5246B Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology MMSZ5246B Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
MMSZ5221B Series
WEITRON
Maximum Ratings and Electrical Characteristics
Characteristics
Symbol
Unit
Total Power Dissipation on FR-5 Board
@T =75 C
Thermal Resistance Junction to Ambient Air
Forward Voltage @ IF=10mA
Junction and Storage Temperature Range
V
C/W
NOTES:1. FR-5=3.5 1.5inches, using the on minimum recommedned footprint.
C
R JA
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
(1)
(2)
PD
VF
Tj,TSTG
Value
500
340
0.9
-65 to+150
mW
(TA=25 C Unless Otherwise Noted)
L
Zener Voltage Regulator
IF
V
I
IR
IZT
VR
VZ
V F
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Device Marking
(TA = 25 C unless otherwise noted, VF = 0.9 V Max. @ IF = 10 mA)
Symbol
Parameter
VZ
R everse Zener Voltage @ IZT
IZT
R everse C urrent
ZZT
Maximum Zener Impedance @ IZT
IR
R everse Leakage C urrent @ VR
VR
R everse Voltage
IF
F orward C urrent
VF
F orward Voltage @ IF
Zzk
Izk
Item
MMSZ5221B
Series
Marking
XX=Specific Device Code
(See Table on page3)
Equivalent Circuit Diagram
1
2
Cathode
Anode
2.Thermal Resistance measurement obtained via infrared scan method.
R everse C urrent
Maximun Zener Impedance @ Izk



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com